công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IR2011PBF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - International Rectifier

tên linh kiện IR2011PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Floating channel designed for bootstrap operation
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IR2011PBF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IR2011PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IR2011PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IR2011PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IR2011PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IR2011PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IR2011PBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IR2011PBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IR2011PBF Datasheet HTML 13Page - International Rectifier IR2011PBF Datasheet HTML 14Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
IR2011(S)PBF
10
www.irf.com
© 2015 International Rectifier
April 14, 2015
Figure 8A. Logic “1” Input Voltage vs. Temperature
Figure 8B. Logic “1” Input Voltage vs. Supply
Voltage
Figure 9A. Logic “0” Input Voltage vs. Temperature
Figure 9B. Logic “0” Input Voltage vs. Supply
Voltage
Figure 10A. High Level Output vs. Temperature
Figure 10B. High Level Output vs. Supply Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com