công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMGP-6434 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện AMGP-6434
Giải thích chi tiết về linh kiện  28-31 GHz 4W SMT Packaged Power Amplifier
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

AMGP-6434 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  AMGP-6434 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6434 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6434 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6434 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6434 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6434 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6434 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6434 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6434 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
Selected Performance Plots
All data measured on a 2.4 mm connector based evaluation board at Vdd1 = Vdd2 = 6 V, Idq = 1.4 A (Id1 + Id2), TA = 25° C,
and 50
Ω at all ports.
Figure 1. S21(dB) Frequency Sweep
Figure 2. S11(dB) Frequency Sweep
Figure 3. S22(dB) Frequency Sweep
Figure 4. S12(dB) Frequency Sweep
Figure 5. P1dB(dBm) Frequency Sweep
Figure 6. IM3 level (dBc) vs. Output power/tone
IM3 (28 GHz)
IM3 (29 GHz)
IM3 (29.5 GHz)
IM3 (30 GHz)
IM3 (31 GHz)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Frequency [GHz]
-25
-20
-15
-10
-5
0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Frequency [GHz]
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Frequency [GHz]
35
35.2
35.4
35.6
35.8
36
36.2
36.4
36.6
36.8
37
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
Frequency [Ghz]
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Pout [dBm]
-25
-20
-15
-10
-5
0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Frequency [GHz]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com