công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FCS-5065 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Level One

tên linh kiện FCS-5065
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zoom Network Camera, 5-Megapixel
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LVL1 [Level One]
Trang chủ  http://www.level1.com/
Logo LVL1 - Level One

FCS-5065 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Level One

  FCS-5065 Datasheet HTML 1Page - Level One FCS-5065 Datasheet HTML 2Page - Level One FCS-5065 Datasheet HTML 3Page - Level One FCS-5065 Datasheet HTML 4Page - Level One  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Video:
Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate
- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure
- AGC/AWB/AES
- Back Light Compensation (BLC)
- Wide Dynamic Range (WDR), Basic WDR (74 dB)
- 2D Noise Reduction (2DNR)
Streaming: Up to 2 video streams
Audio:
Streaming: 2-way audio
Input/Output: line input, line output
Performance
Data Transfer Rate:
10/100Mbps
Storage Capacity:
SD/MicroSD memory card of up to 64GB
Frame Rate:
15 fps at 2592 x 1944; 15 fps at 2048 x 1536; 30 fps at 1920 x 1080; 30 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps
at 320x240
Minimum illumination:
Color: 0.1 lux at F1.8
B/W: 0 lux (IR LED on)
Environment
Temperature (°C):
Operating: -40°C ~ 50°C
Humidity (Non-condensing):
Operating: 10% ~ 85%
Physical Specifications
Dimensions (W x D x H mm):
122 x 240 x 101 mm
Weight (g):
2390 g
Enclosure:
Weather proof IP67-rated housing
Vandal proof IK10-rated
Others
Approval and Compliance:
CE, FCC, ONVIF, IP67, IK10, NEMA 4X
Deployment:
Wall Mount
Operation Systems:
Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
www.level1.com
Page 3 of 4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com