công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACPF-8240 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ACPF-8240
Giải thích chi tiết về linh kiện  Band 40 Filter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ACPF-8240 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  ACPF-8240 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPF-8240 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
For product information and a complete list of distributors, please go to our web site:
www.avagotech.com
Avago, Avago Technologies, and the A logo are trademarks of Avago Technologies in the United States and other countries.
Data subject to change. Copyright © 2005-2014 Avago Technologies. All rights reserved.
AV02-4464EN - August 29, 2014
Ordering Information
Part Number
No. of Devices
Container
ACPF-8420-BLK
100
Tape strip or Gel-Pack
ACPF-8420-TR1
3000
7-inch (178 mm) Reel
Package Outline Drawing
Pin Connections:
1
Port 2 (Ant/Output)
2, 3, 5 GND
4
Port 1 (Tx/Input)
ORIENTATION MARK
Tx
(4)
Ant
(1)
GND
(3)
GND
(2)
GND
(5)
(1)
(3)
(4)
(5)
TOP VIEW
1.40
±0.075
0.695
±0.10
1.10
±0.075
0.500
0.575
0.500
0.288
BOTTOM VIEW
SIDE VIEW
0.075
0.100
PAD DETAIL
0.325
0.250
XXXX
(2)
Notes:
1. Dimensions in millimeters
2. Tolerance, unless otherwise noted:
X.XX ± 0.05
X.XXX ± 0.025
3. Dimensions nominal, unless otherwise noted
4. Contact areas are gold plated
5. Package marking:
“A” = Avago logo
R = ACPF-8240
Y = Year (last digit)
W = Work Week
XXXX = Lot number
RYW



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com