công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACPF-7041 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ACPF-7041
Giải thích chi tiết về linh kiện  TD-LTE Band 41 Bandpass Filter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ACPF-7041 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  ACPF-7041 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPF-7041 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
For product information and a complete list of distributors, please go to our web site:
www.avagotech.com
Avago, Avago Technologies, and the A logo are trademarks of Avago Technologies in the United States and other countries.
Data subject to change. Copyright © 2005-2013 Avago Technologies. All rights reserved.
AV02-4021EN - February 21, 2013
Ordering Information
Part Number
No. of Devices
Container
ACPF-7041-BLK 100
Tape strip or Gel-Pack
ACPF-7041-TR1 3000
7-inch (178 mm) Reel
Package Outline
Figure 1. Package Outline Drawing and Marking
Notes:
1. Dimensions in millimeters
2. Dimensions (nominal unless otherwise noted):
3. Tolerance (unless otherwise noted):
X.XX ± 0.05 mm
X.XXX ± 0.025 mm
4. Angles 45° nominal
5. Contact areas are gold plated
6. Package marking:
“A” = Avago Technologies
W = Part Number (ACPF-7041)
Y = Year
W = Work Week
XXXX = Assembly Lot Number
Pin Connections:
1
TX/RX (Port 2)
2
ANT (Port 1)
3
GND
PIN 1 MARK
2.000
±0.075
0.825
±0.075
2.000
±0.075
1.800
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
SIDE VIEW
1.800
0.100 × 45°
(1)
(3)
(2)
0.150 × 45°
PIN 1
()TX/RX
PIN 2
(ANT)
0.300 (2×)
0.300 (2×)
0.100 ±0.050
ALL AROUND
0.200
(4×)
XXXX
WYW



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com