công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPTL bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

tên linh kiện CPTL
Giải thích chi tiết về linh kiện  CPTD type are bare disc type
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MERITEK [MERITEK ELECTRONICS CORPORATION]
Trang chủ  http://www.meritekusa.com
Logo MERITEK - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

CPTL bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

Back Button CPTL Datasheet HTML 9Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPTL Datasheet HTML 10Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPTL Datasheet HTML 11Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPTL Datasheet HTML 12Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPTL Datasheet HTML 13Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPTL Datasheet HTML 14Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPTL Datasheet HTML 15Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPTL Datasheet HTML 16Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPTL Datasheet HTML 17Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
Rev. 7a
Ceramic PTC Thermistor
Overload Protection
MERITEK
CPTL / CPTD Series
RoHS
Disc Size/mm
Voltage(VR)
Quantity/Reel
Φ≦07
VR≦270VAC
1500
VR>270VAC
1000
07<
Φ≦12
VR≦270VAC
1000
VR>270VAC
750
12<
Φ≦16
VR≦270VAC
750
VR>270VAC
500
VR≦270VAC
500
VR>270VAC
250
Disc Size/mm
Voltage(VR)
Quantity/box
Φ≦07
VR≦270VAC
1000
V
R>270VAC
750
07<
Φ≦12
VR≦270VAC
750
V
R>270VAC
500
12<
Φ≦16
VR≦270VAC
500
V
R>270VAC
250
Φ>16
---
250
QUANTITY
BULK PACKING
Disc Size/mm
Quantity (pcs/bag)
Φ
≦10
200
10<
Φ<20
100
Φ
≧20
50
REEL PACKING
AMMO PACKING
STORAGE CONDITIONS OF PRODUCTS
Storage Conditions:
1. Storage Temperature: -10
℃~+40℃
2. Relative Humidity:
≦75%RH
3. Keep away from corrosive atmosphere and sunlight.
Period of Storage: 1 year
Disc Size
Φ<16
Φ
≧16
A
46
55



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com