công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIA7912PI bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KIA7912PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIA7912PI bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - KEC(Korea Electronics)

Back Button KIA7912PI Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics) KIA7912PI Datasheet HTML 9Page - KEC(Korea Electronics) KIA7912PI Datasheet HTML 10Page - KEC(Korea Electronics) KIA7912PI Datasheet HTML 11Page - KEC(Korea Electronics) KIA7912PI Datasheet HTML 12Page - KEC(Korea Electronics) KIA7912PI Datasheet HTML 13Page - KEC(Korea Electronics) KIA7912PI Datasheet HTML 14Page - KEC(Korea Electronics) KIA7912PI Datasheet HTML 15Page - KEC(Korea Electronics) KIA7912PI Datasheet HTML 16Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
2007. 9. 7
14/16
KIA7905F/PI~KIA7924F/PI
Revision No : 3
Fig.1 Standard Test Circuit
Notes : (1) To specify an output voltage, substitute voltage value for
"XX"
(2) Required for stability. For value given, capacitor must be solid tantalum. If alumininum electrolitics are used,
at least ten times value shown should be selected. CI is required if regulator is located an appreciable distance
from power supply filter.
(3) To improve transient response. If large capacitors are used, a high current diode from input to output
KIA79XX
2
V
1
3
A
V
A
VIN
C1
VO
C0
I O
A
O
2
V
C1
KIA79XX
V
3
1
C
V
A
O
I
FILTER
10Hz~100kHz
NOISE
METER
KIA79XX
2
1
3
VO
1
C
0
C
I O
OSCILLOSCOPE
30cm
e =1V
f=120Hz
i
p-p
R.R.=20 og e
o
e i
(dB)
l
(2)
(3)
<
=
VIN
VIN
Fig.2 VNO Test Circuit
Fig.3 Ripple Rejection Test Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com