công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFS4310PBF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFS4310PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFS4310PBF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRFS4310PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFS4310PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFS4310PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFS4310PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFS4310PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFS4310PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFS4310PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFS4310PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFS4310PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
IRF/B/S/SL4310PbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Drain-to-Source Breakdown Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
Fig 11. Typical COSS Stored Energy
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
Case Temperature
Fig 12. Maximum Avalanche Energy Vs. DrainCurrent
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
TJ , Junction Temperature (°C)
100
105
110
115
120
0
20
40
60
80
100
120
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
400
800
1200
1600
2000
2400
I D
TOP
12A
17A
BOTTOM
75A
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
DC
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
140
Limited By Package



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com