công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBSS5350Z bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PBSS5350Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 V low VCEsat PNP transistor
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PBSS5350Z bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  PBSS5350Z Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PBSS5350Z Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PBSS5350Z Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PBSS5350Z Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PBSS5350Z Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PBSS5350Z Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PBSS5350Z Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PBSS5350Z Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PBSS5350Z Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
2003 May 13
6
NXP Semiconductors
Product data sheet
50 V low VCEsat PNP transistor
PBSS5350Z
handbook, halfpage
0
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
−2
−1000
0
−200
−400
−600
−800
−0.4
−0.8
−1.2
−1.6
MGW171
VCE (V)
IC
(mA)
Fig.6
Collector current as a function of
collector-emitter voltage; typical values.
(1) IB = −3.96 mA.
(2) IB = −3.63 mA.
(3) IB = −3.30 mA.
(4) IB = −2.97 mA.
(5) IB = −2.64 mA.
(6) IB = −2.31 mA.
(7) IB = −1.98 mA.
(8) IB = −1.65 mA.
(9) IB = −1.32 mA.
(10) IB = −0.99 mA.
(11) IB = −0.66 mA.
(12) IB = −0.33 mA.
Tamb = 25 °C.
handbook, halfpage
0
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
−2
−5
0
−1
−2
−3
−4
−0.4
−0.8
−1.2
−1.6
MGW172
VCE (V)
IC
(A)
(1) (2) (3)
Fig.7
Collector current as a function of
collector-emitter voltage; typical values.
(1) IB = −250 mA.
(2) IB = −225 mA.
(3) IB = −200 mA.
(4) IB = −175 mA.
(5) IB = −150 mA.
(6) IB = −125 mA.
(7) IB = −100 mA.
(8) IB = −75 mA.
(9) IB = −50 mA.
(10) IB = −25 mA.
Tamb = 25 °C.
handbook, halfpage
103
102
10
1
10−1
−10−1
MGU390
−1
−10
IC (mA)
RCEsat
(
Ω)
−102
−103
−104
(1)
(3)
(2)
Fig.8
Collector-emitter equivalent on-resistance
as a function of collector current; typical
values.
IC/IB = 20.
(1) Tamb = 150 °C.
(2) Tamb = 25 °C.
(3) Tamb = −55 °C.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com