công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDZ6.8CF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDZ6.8CF
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDZ6.8CF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDZ6.8CF Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDZ6.8CF Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2007. 7. 27
2/2
KDZ6.8CF
Revision No : 2
IR - VR
0
0.00001
0.0001
1234
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0.01
7
6
5
ZENER VOLTAGE VZ (V)
REVERSE VOLTAGE (V)
VZ - IZ
89
10
0.1
1
10
PD - Ta
0
0
50
100
150
200
50
100
150
200
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
* MOUNTED ON A GLASS
EPOXY CIRCUIT BOARD
OF 20
x20mm
PAD DIMENSION
OF 4
x4mm
2
1
0
REVERSE VOLTAGE VR (V)
Ct - VR
34
5
5
10
20
15
Ta=150 C
75 C
25 C
-25 C
150 C
75 C
25 C
Ta= -25 C



Html Pages

1 2