| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KDZ6.8CE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KDZ6.8CE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
2 / 2 page ![]() 2007. 6. 5 2/2 KDZ6.8CE Revision No : 1 IR - VR 0 0.00001 0.0001 1234 0.001 0.01 0.1 1 10 100 0.01 7 6 5 ZENER VOLTAGE VZ (V) REVERSE VOLTAGE (V) VZ - IZ 89 10 0.1 1 10 PD - Ta 0 0 50 100 150 200 50 100 150 200 AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C) * MOUNTED ON A GLASS EPOXY CIRCUIT BOARD OF 20 x20mm PAD DIMENSION OF 4 x4mm 2 1 0 REVERSE VOLTAGE VR (V) Ct - VR 34 5 5 10 20 15 Ta=150 C 75 C 25 C -25 C 150 C 75 C 25 C Ta= -25 C |