công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFR540ZPBF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFR540ZPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFR540ZPBF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFR540ZPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFR540ZPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFR540ZPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFR540ZPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFR540ZPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFR540ZPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFR540ZPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFR540ZPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFR540ZPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRFR/U540ZPbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
CaseTemperature
Fig 10. Normalized On-Resistance
vs. Temperature
25
50
75
100
125
150
175
TC , CaseTemperature (°C)
0
10
20
30
40
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
10
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
Ri (°C/W)
τi (sec)
2.626
0.000052
0.6611 0.001297
0.7154 0.01832
τ
J
τ
J
τ1
τ
1
τ2
τ
2
τ
3
τ3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
τ
τ
C
Ci
i
/Ri
Ci=
τi/Ri
-60 -40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 21A
VGS = 10V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com