công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE71S3901 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE71S3901
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB type plug DC Positive Supply
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE71S3901 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE71S3901 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S3901 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S3901 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S3901 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S3901 Datasheet HTML 5Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S3901 Datasheet HTML 6Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S3901 Datasheet HTML 7Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
TECHNICAL DATA SHEET
PE71S3901
PE71S3901 REV
Isolation & Termination (J2) VSWR
Isolation & Termination (J3) VSWR
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including
price, inventory and certifications: USB Controlled High Isolation SPDT PIN Diode Switch 500 MHz to 40 GHz, 2.92mm
PE71S3901
USB Controlled High Isolation SPDT PIN Diode
Switch 500 MHz to 40 GHz, 2.92mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com