| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LP3390 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Lowpower Semiconductor inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP3390 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Lowpower Semiconductor inc |
|
8 / 8 page ![]() Preliminary Datasheet LP3390 LP3390 Version 1.0 Datasheet NOV.-2013 www.lowpowersemi.com Page 8 of 8 Packaging Information DETAIL A Pin#1 ID and TIE Bar Mark Options Note: The configuration of Pin #1 identifier is optional, but must be located within the zone indicated. Symbol Dimensions in Millimeters Dimensions in Inches Min Max Min Max A 0.700 0.800 0.028 0.031 A1 0.000 0.050 0.000 0.002 A3 0.175 0.250 0.007 0.010 b 0.180 0.300 0.007 0.012 D 2.950 3.050 0.116 0.120 D2 2.300 2.650 0.091 0.104 E 2.950 3.050 0.116 0.120 E2 1.500 1.750 0.059 0.069 e 0.500 0.020 L 0.350 0.450 0.014 0.018 |