công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFHM9331PBF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFHM9331PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compatible with Existing Surface Mount Techniques
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFHM9331PBF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFHM9331PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFHM9331PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFHM9331PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFHM9331PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFHM9331PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFHM9331PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFHM9331PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFHM9331PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3
www.irf.com © 2013 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
December 16, 2013
IRFHM9331PbF
Fig 4. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 6. Typical Gate Charge vs.Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.Drain-to-Source Voltage
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
ID = -11A
VGS = -10V
0.1
1
10
100
-V DS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
VGS
TOP
-10V
-5.0V
-4.5V
-3.5V
-3.3V
-3.1V
-2.9V
BOTTOM
-2.7V
≤60μs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
-2.7V
0.1
1
10
100
-V DS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
≤60μs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
-2.7V
VGS
TOP
-10V
-5.0V
-4.5V
-3.5V
-3.3V
-3.1V
-2.9V
BOTTOM
-2.7V
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
-VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = -15V
≤60μs PULSE WIDTH
1
10
100
-VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
VGS = 0V,
f = 1 KHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
QG, Total Gate Charge (nC)
0
2
4
6
8
10
12
14
VDS= -24V
VDS= -15V
VDS= -6V
ID= -9A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com