công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATM0430D12D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - AZ Displays

tên linh kiện ATM0430D12D
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPECIFICATIONS FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZDISPLAYS [AZ Displays]
Trang chủ  http://www.azdisplays.com
Logo AZDISPLAYS - AZ Displays

ATM0430D12D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - AZ Displays

Back Button ATM0430D12D Datasheet HTML 5Page - AZ Displays ATM0430D12D Datasheet HTML 6Page - AZ Displays ATM0430D12D Datasheet HTML 7Page - AZ Displays ATM0430D12D Datasheet HTML 8Page - AZ Displays ATM0430D12D Datasheet HTML 9Page - AZ Displays ATM0430D12D Datasheet HTML 10Page - AZ Displays ATM0430D12D Datasheet HTML 11Page - AZ Displays ATM0430D12D Datasheet HTML 12Page - AZ Displays ATM0430D12D Datasheet HTML 13Page - AZ Displays Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
ATM0430D12D(AZ DISPLAYS) TFT MODULE V1.0
AZ DISPLAYS
8
Note 2
: Definition of optical measurement system.
The optical characteristics should be measured in dark room. After 30 minutes operation, the optical properties are
measured at the center point of the LCD screen. (Response time is measured by Photo detector TOPCON
Figure 4.2 Optical measurement system setup
Note 3
: Definition of Response time
The response time is defined as the LCD optical switching time interval between “White” state and “Black” state. Rise
time (TON) is the time between photo detector output intensity changed from 90% to 10%. And fall time (TOFF) is the
time between photo detector output intensity changed from 10% to 90%.
Figure 4.3 Definition of response.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com