công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P3C1256L85TCLF bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Pyramid Semiconductor Corporation

tên linh kiện P3C1256L85TCLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER 32K x 8 STATIC CMOS RAM
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PYRAMID [Pyramid Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pyramidsemiconductor.com
Logo PYRAMID - Pyramid Semiconductor Corporation

P3C1256L85TCLF bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Pyramid Semiconductor Corporation

Back Button P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 3Page - Pyramid Semiconductor Corporation P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 4Page - Pyramid Semiconductor Corporation P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 5Page - Pyramid Semiconductor Corporation P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 6Page - Pyramid Semiconductor Corporation P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 7Page - Pyramid Semiconductor Corporation P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 8Page - Pyramid Semiconductor Corporation P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 9Page - Pyramid Semiconductor Corporation P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 10Page - Pyramid Semiconductor Corporation P3C1256L85TCLF Datasheet HTML 11Page - Pyramid Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
P3C1256L - 32K x 8 STATIC CMOS RAM
Page 9
Document # SRAM143 REV A
Pkg #
P6
# Pins
28 (600 mil)
Symbol
Min
Max
A
0.090
0.200
A1
0.000
0.070
b
0.014
0.020
b2
0.015
0.065
C
0.008
0.012
D
1.380
1.430
E
0.485
0.550
E1
0.600
0.625
e
0.100 BSC
eB
0.600 TYP
L
0.100
0.180
0°
15°
PLASTIC DUAL In-LInE PACkAgE
SOIC/SOP SMALL OUTLInE IC PACkAgE
Pkg #
S11-3
# Pins
28 (330 Mil)
Symbol
Min
Max
A
0.094
0.120
A1
0.002
0.014
B
0.014
0.020
C
0.008
0.012
D
0.702
0.728
e
0.050 BSC
E
0.291
0.340
H
0.463
0.477
h
0.010
0.029
L
0.020
0.050
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com