công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DF06 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện DF06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Phase Bridge Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

DF06 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  DF06_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) DF06_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2005. 12. 30
1/2
Revision No : 1
FEATURES
・Plastic package has Underwriters Laboratory flammability
Classification 94V-0.
・Glass passivated chip junction.
・High surge overload rating : 50A peak.
・Ideal for printed circuit boards.
・High temperature soldering guaranteed
: 260℃/10 seconds, at 2.3kg tension.
MAXIMUM RATING (Ta=25℃)
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
DF06
Single-Phase Bridge Rectifiers
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Repetitive peak reverse voltage
VRRM
600
V
RMS voltage
VRMS
420
V
DC blocking voltage
VDC
600
V
Average forward output rectified
current at Ta=40℃
IF(AV)
1
A
Peak forward surge current 8.3ms
single half sine-wave superimposed
on rated load TL=110℃
IFSM
50
A
Rating for fusing (t<8.3ms)
I
2t
10
A
2sec
Operating Junction and
Storage Temperature Range
Tj, Tstg
-55~150
℃
CHARACTERISTIC
SYMBOL
CONDITION
MIN
TYP
MAX
UNIT
Forward voltage
VF
IF=1A
-
-
1.1
V
Leakage current
Ta=25℃
IR
VR=600V
-
-
5
μ
A
Ta=125℃
-
-
500
Junction capacitance
CJ
VR=4.0V, f=1.0MHz
-
25
-
pF
Thermal resistance
Rth(A)
(Note1)
Junction to ambient
-
-
40
℃/W
Rth(L)
(Note1)
Junction to lead
-
-
15
Note 1) Thermal resistance from junction to ambient and from junction to lead mounted
on P.C.B with (13×13mm) copper pads.


Số phần tương tự - DF06_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
DF06S1 ONSEMI-DF06S1 Datasheet
228Kb / 6P
Bridge Rectifier
May, 2024 - Rev. 3
logo
Delta Electronics, Inc.
DF06S1203A DELTA-DF06S1203A Datasheet
222Kb / 4P
3W DC/DC CONVERTER, SMD-Package, 2:1 Wide Input Range
More results

Mô tả tương tự - DF06_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
GBPC15005 SIRECTIFIER-GBPC15005 Datasheet
70Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifiers
GBJ20005 SIRECTIFIER-GBJ20005 Datasheet
60Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifiers
GBJ10005 SIRECTIFIER-GBJ10005 Datasheet
113Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifiers
GBJ8005 SIRECTIFIER-GBJ8005 Datasheet
60Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifiers
logo
List of Unclassifed Man...
CP800 ETC2-CP800 Datasheet
220Kb / 3P
Single Phase Bridge Rectifiers
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
KBU4A SEMTECH_ELEC-KBU4A Datasheet
191Kb / 1P
SINGLE - PHASE BRIDGE RECTIFIERS
logo
KEC(Korea Electronics)
MB6M KEC-MB6M Datasheet
52Kb / 2P
Single-Phase Bridge Rectifiers
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
2W005M-2A-WOM YFWDIODE-2W005M-2A-WOM Datasheet
295Kb / 2P
SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIERS
logo
Sirectifier Semiconduct...
GBJ25005 SIRECTIFIER-GBJ25005_16 Datasheet
88Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifiers
S1PDB25005 SIRECTIFIER-S1PDB25005 Datasheet
137Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com