công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXTP26020DMF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXTP26020DMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V LOW VCE(SAT ) PNP SURFACE MOUNTED TRANSISTOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXTP26020DMF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  ZXTP26020DMF_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXTP26020DMF_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXTP26020DMF_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXTP26020DMF_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXTP26020DMF_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXTP26020DMF_15 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
ZXTP26020DMF
Document number: DS32101 Rev. 1 - 2
2 of 6
www.diodes.com
May 2010
© Diodes Incorporated
A Product Line of
Diodes Incorporated
ZXTP26020DMF
Maximum Ratings
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Collector-Base Voltage
VCBO
-20
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-20
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-7
V
Continuous Collector Current
IC
-1.25
A
Peak Pulse Current
ICM
-4
A
Base Current(DC)
IB
-0.3
A
Peak Base Current
IBM
-0.6
A
Thermal Characteristics
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation (Note 3)
PD
1
W
Power Dissipation (Note 4)
PD
380
mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 3) @ TA = 25°C
RθJA
125
°C/W
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 4) @ TA = 25°C
RθJA
330
°C/W
Operating and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
-55 to +150
°C
Notes:
3. Device mounted on FR-4 PCB with 1inch square pads.
4. Device mounted on FR-4 PCB with minimum recommended pad layout



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com