công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SZM2066Z bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - RF Micro Devices

tên linh kiện SZM2066Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.4GHz to 2.7GHz 2W POWER AMPLIFIER
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFMD [RF Micro Devices]
Trang chủ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

SZM2066Z bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - RF Micro Devices

Back Button SZM2066Z Datasheet HTML 9Page - RF Micro Devices SZM2066Z Datasheet HTML 10Page - RF Micro Devices SZM2066Z Datasheet HTML 11Page - RF Micro Devices SZM2066Z Datasheet HTML 12Page - RF Micro Devices SZM2066Z Datasheet HTML 13Page - RF Micro Devices SZM2066Z Datasheet HTML 14Page - RF Micro Devices SZM2066Z Datasheet HTML 15Page - RF Micro Devices SZM2066Z Datasheet HTML 16Page - RF Micro Devices SZM2066Z Datasheet HTML 17Page - RF Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
13 of 18
DS110620
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical
support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or sales-support@rfmd.com.
SZM-2066Z
Recommended Metal Land Pattern
Recommended PCB Soldermask for Land Pattern



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com