công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MRF421 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện MRF421
Giải thích chi tiết về linh kiện  The RF Line NPN Silicon RF Power Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

MRF421 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  MRF421 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics MRF421 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics MRF421 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics MRF421 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS – continued (TC = 25°C unless otherwise noted.)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
ON CHARACTERISTICS
DC Current Gain
(IC = 5.0 Adc, VCE = 5.0 Vdc)
hFE
10
70
—
—
DYNAMIC CHARACTERISTICS
Output Capacitance
(VCB = 12.5 Vdc, IE = 0, f = 1.0 MHz)
Cob
—
550
800
pF
FUNCTIONAL TESTS
Common–Emitter Amplifier Power Gain
(VCC = 12.5 Vdc, Pout = 100 W, IC(max) = 10 Adc,
ICQ = 150 mAdc, f = 30, 30.001 MHz)
GPE
10
12
—
dB
Collector Efficiency
(VCC = 12.5 Vdc, Pout = 100 W, IC(max) = 10 Adc,
ICQ = 150 mA, f = 30, 30.001 MHz)
η
40
—
—
%
Intermodulation Distortion (1)
(VCE = 12.5 Vdc, Pout = 100 W, IC = 10 Adc,
ICQ = 150 mA, f = 30, 30.001 MHz)
IMD
—
–33
–30
dB
NOTE:
1. To proposed EIA method of measurement. Reference peak envelope power.
Figure 1. 30 MHz Test Circuit Schematic
C1, C2, C4 — 170–780 pF, ARCO 469
C3 — 80–480 pF, ARCO 466
C5, C7, C10 — ERIE 0.1
µF, 100 V
C6 — MALLORY 500
µF @ 15 V Electrolytic
C9 — 100
µF, 15 V Electrolytic
C8 — 1000 pF, 350 V UNDERWOOD
R1 — 10
Ω, 25 Watt Wirewound
R2 — 10
Ω, 1.0 Watt Carbon
CR1 — 1N4997
L1 — 3 Turns, #16 Wire, 5/16
″ I.D., 5/16″ Long
L2 — 12 Turns, #16 Enameled Wire Closewound, 1/4
″ I.D.
L3 — 1–3/4 Turns, 1/8
″ Tubing, 3/8″ I.D., 3/8″ Long
L4 — 10
µH Molded Choke
L5 — 10 Ferrite Beads — FERROXCUBE #56–590–65/3B
+
BIAS
-
RF
INPUT
RF
OUTPUT
12.5 Vdc
+
-
R1
CR1
C5
C6
L4
L2
C7
C8
L5
C9
C10
C4
L3
C3
R2
C1
C2
L1
D.U.T.
2
REV 1



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com