công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMP4A16GTC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXMP4A16GTC
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXMP4A16GTC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated

  ZXMP4A16GTC Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXMP4A16GTC Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXMP4A16GTC Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXMP4A16GTC Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXMP4A16GTC Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXMP4A16GTC Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated ZXMP4A16GTC Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
ZXMP4A16G
Document number: DS33584 Rev.5 - 2
6 of 7
www.diodes.com
February 2015
© Diodes Incorporated
ZXMP4A16G
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for the latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
SOT223
Dim
Min
Max
Typ
A
1.55
1.65
1.60
A1
0.010
0.15
0.05
b
0.60
0.80
0.70
b1
2.90
3.10
3.00
C
0.20
0.30
0.25
D
6.45
6.55
6.50
E
3.45
3.55
3.50
E1
6.90
7.10
7.00
e
-
-
4.60
e1
-
-
2.30
L
0.85
1.05
0.95
Q
0.84
0.94
0.89
All Dimensions in mm
Dimensions Value (in mm)
C
2.30
C1
6.40
X
1.20
X1
3.30
Y
1.60
Y1
1.60
Y2
8.00
A1
A
7°
D
b
e
e1
b1
C
E1
L
0°-10°
Q
E
0.25
Seating
Plane
Gauge
Plane
X1
Y1
Y
X
C
C1
Y2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com