công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMP3F30FH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXMP3F30FH
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXMP3F30FH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  ZXMP3F30FH_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXMP3F30FH_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXMP3F30FH_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXMP3F30FH_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXMP3F30FH_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXMP3F30FH_15 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated ZXMP3F30FH_15 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
ZXMP3F30FH
Document number: DS33579 Rev. 2 - 2
2 of 7
www.diodes.com
February 2014
© Diodes Incorporated
ZXMP3F30FH
Maximum Ratings (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)
Characteristic
Symbol
Value
Units
Drain-Source Voltage
VDSS
-30
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±20
V
Drain Current, VGS = -10V
TA = +25°C (Note 6)
ID
-3.4
A
TA = +70°C (Note 6)
-2.7
TA = +25°C (Note 5)
-2.8
TL = +25°C (Note 8)
-4.0
Pulsed Drain Current (Note 7)
IDM
-15.3
A
Continuous Source Current (Body Diode) (Note 6)
IS
-2
A
Pulsed Source Current (Body Diode) (Note 7)
ISM
-15.3
A
Thermal Characteristics (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)
Characteristic
Symbol
Value
Units
Total Power Dissipation (Note 5)
Linear Derating Factor
TA = +25°C (Note 5)
PD
0.95
W
7.6
mW/°C
TA = +25°C (Note 6)
1.4
W
11.2
mW/°C
TL = +25°C (Note 8)
1.96
W
15.7
mW/°C
Thermal Resistance, Junction to Ambient
(Note 5)
RθJA
131
°C/W
(Note 6)
89
Operating and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
-55 to +150
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com