công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9167B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9167B
Giải thích chi tiết về linh kiện  The RT9167B is a 300mA low dropout and low noise
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9167B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Richtek Technology Corporation

  RT9167B Datasheet HTML 1Page - Richtek Technology Corporation RT9167B Datasheet HTML 2Page - Richtek Technology Corporation RT9167B Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT9167B Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT9167B Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9167B Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9167B Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9167B Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9167B Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
RT9167B
2
DS9167B-01 April 2011
www.richtek.com
Function Block Diagram
Functional Pin Description
Pin No.
Pin Name
Pin Function
1, 5, 8
NC
No Internal Connection.
2
VIN
Power Input Voltage.
3
GND
Ground.
7
EN
Chip Enable (Active High).
6
BP
Reference Noise Bypass.
4
VOUT
Output Voltage.
Current-Limit and
Thermal Protection
MOS Driver
+
VOUT
Shutdown
and
Logic Control
R1
R2
VIN
Error
Amplifier
VREF
BP
EN
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com