| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NJG1552F-R1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - New Japan Radio |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NJG1552F-R1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - New Japan Radio |
|
2 / 19 page ![]() NJG1552F - 2 - nABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C, Zs=Zl=50 Ω) PARAMETERS SYMBOL CONDITIONS RATINGS UNITS Mixer Supply Voltage VMIX 5 V Local Amplifier Supply Voltage VLO 5 V Mixer RF Input Power PRFIN VMIX=2.7V, VLO=2.7V 10 dBm Mixer LO Input Power PLOIN VMIX=2.7V, VLO=2.7V 10 dBm Power Dissipation PD 150 mW Operating Temp. Topr -30~+85 °C Storage Tempe. Tstg -40~+150 °C nRECOMMENDED OPERATING RANGE PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS Mixer Supply Voltage VMIX 2.5 2.7 4.5 V Local Amplifier Supply Voltage VLO 2.5 2.7 4.5 V nELECTRICAL CHARACTERISTICS (DC) (Ta=25°C, VMIX=2.7V, VLO=2.7V) PARAMETERS SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Mixer Current IMIX PRF=OFF, PLO=OFF - 3.0 4.5 mA Local Amplifier Current ILO PRF=OFF, PLO=OFF - 1.5 2.3 mA |