công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RFPA2016SQ bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - RF Micro Devices

tên linh kiện RFPA2016SQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Stage Power Amplifier, 1W 700MHz to 2700MHz
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFMD [RF Micro Devices]
Trang chủ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

RFPA2016SQ bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - RF Micro Devices

Back Button RFPA2016SQ Datasheet HTML 15Page - RF Micro Devices RFPA2016SQ Datasheet HTML 16Page - RF Micro Devices RFPA2016SQ Datasheet HTML 17Page - RF Micro Devices RFPA2016SQ Datasheet HTML 18Page - RF Micro Devices RFPA2016SQ Datasheet HTML 19Page - RF Micro Devices RFPA2016SQ Datasheet HTML 20Page - RF Micro Devices RFPA2016SQ Datasheet HTML 21Page - RF Micro Devices RFPA2016SQ Datasheet HTML 22Page - RF Micro Devices RFPA2016SQ Datasheet HTML 23Page - RF Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 25 page
background image
RF Micro Devices Inc.
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421
DS140317
For sales or technical support, contact RFMD at +1.336.678.5570 or customerservice@rfmd.com.
The information in this publication is believed to be accurate. However, no responsibility is assumed by RF Micro Devices, Inc. ("RFMD") for its use, nor for any infringement of patents or other rights of
third parties resulting from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of RFMD. RFMD reserves the right to change component circuitry, recommended
application circuitry and specifications at any time without prior notice.
19 of 25
RFPA2016
Typical Performance: VCC = VBIAS = 5V, VEN = 1.8V
2.62GHz to 2.69GHz Application Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com