công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RFFM4203 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - RF Micro Devices

tên linh kiện RFFM4203
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0V TO 5.0V, 2.4GHz TO 2.5GHz 802.11b/g/n/ac WiFi FRONT END MODULE
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFMD [RF Micro Devices]
Trang chủ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

RFFM4203 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - RF Micro Devices

  RFFM4203 Datasheet HTML 1Page - RF Micro Devices RFFM4203 Datasheet HTML 2Page - RF Micro Devices RFFM4203 Datasheet HTML 3Page - RF Micro Devices RFFM4203 Datasheet HTML 4Page - RF Micro Devices RFFM4203 Datasheet HTML 5Page - RF Micro Devices RFFM4203 Datasheet HTML 6Page - RF Micro Devices RFFM4203 Datasheet HTML 7Page - RF Micro Devices RFFM4203 Datasheet HTML 8Page - RF Micro Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7 of 8
RFFM4203
DS130510
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical
support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or customerservice@rfmd.com.
Package Drawing
RFFM4203 PCB Footprint and Stencil Recommendations
Notes:
1. Shaded area represents Pin 1 location.
2.
Example of the number and size of vias can be found on the RFMD evaluation board layout.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com