| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RFDA0047 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - RF Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RFDA0047 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - RF Micro Devices |
|
7 / 11 page ![]() 7 of 11 RFDA0047 DS140513 7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or customerservice@rfmd.com. Serial Port Interface SPI Timing Diagram Specifications Parameter Limit Unit Comment t1 25 MHz max CLK Frequency t2 20 ns min CLK High t3 20 ns min CLK Low t4 5 ns min DATA to CLK Setup Time t5 5 ns min DATA to CLK Hold Time t6 30 ns min DATA Valid t7 5 ns min LE to CLK Setup Time t8 5 ns min CLK to LE Setup Time t9 10 ns min LE Pulse Width t10 20 ns max Output Set CLK DATA LE DOUT CLK DATA LE MSB D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 LSB D0 Programming Example - 12 bit SPI Timing Diagram |