công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF5325SR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - RF Micro Devices

tên linh kiện RF5325SR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V, 2.4GHZ 802.11b/g/n WIFI FRONT END MODULE
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFMD [RF Micro Devices]
Trang chủ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

RF5325SR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - RF Micro Devices

Back Button RF5325SR Datasheet HTML 3Page - RF Micro Devices RF5325SR Datasheet HTML 4Page - RF Micro Devices RF5325SR Datasheet HTML 5Page - RF Micro Devices RF5325SR Datasheet HTML 6Page - RF Micro Devices RF5325SR Datasheet HTML 7Page - RF Micro Devices RF5325SR Datasheet HTML 8Page - RF Micro Devices RF5325SR Datasheet HTML 9Page - RF Micro Devices RF5325SR Datasheet HTML 10Page - RF Micro Devices RF5325SR Datasheet HTML 11Page - RF Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7 of 12
RF5325
DS110618
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical
support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or sales-support@rfmd.com.
Evaluation Board Schematic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VREG
50
strip
J2
RX OUT
C_RX
50
strip
J4
ANT
50
strip
J1
TX IN
R1
0
C1
330 pF
PDETECT
C2
DNP
VCC
L1
3 nH
C3
0.1
F
L2
1.8 nH
C4
1
F
J3
BT
C_BT
C_TX
P2-1
C_BT
P2
HDR_1X4
4
3
2
1
P2-3
C_RX
GND
P2-2
C_TX
P1-4
VCC
P1
HDR_1X4
1
2
3
4
P1-1
VREG
GND
P1-3
PDETECT
VCC_B
N/C
VCC1
VCC2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com