công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPJ-3P-S-HT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Adam Technologies, Inc.

tên linh kiện MPJ-3P-S-HT
Giải thích chi tiết về linh kiện  MINI DIN POWER JACK
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADAM-TECH [Adam Technologies, Inc.]
Trang chủ  http://www.adam-tech.com
Logo ADAM-TECH - Adam Technologies, Inc.

MPJ-3P-S-HT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Adam Technologies, Inc.

  MPJ-3P-S-HT Datasheet HTML 1Page - Adam Technologies, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Insulator: PBT, glass filled, rated UL 94V-0
Insulator color: Black
Contacts: Phosphor Bronze
Shield: Iron, Tin plated
Plating:
Gold over Nickel underplate on contact area, Tin over
Copper underplate on tails
Electrical:
Operating voltage: 100 VAC/12 VDC max.
Current rating: Power contacts 7.5 Amps.
Signal contacts 1 Amp.
Contact resistance: 30 mohms max. initial
Insulation resistance: 100 Mohms min.
Dielectric withstanding voltage: 500 VAC for 1 minute
Temperature Rating:
Operating temperature: -25¢XC to +70¢XC
Lead free, RoHS compliant.
Recommended soldering temp: 235¢XC for 5 sec.
APPROVED:
DATE:
TITLE:
OF
REV.
SHEET
APPROVED
REF:
SCALE:
3/5/07
DATE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES: EXCEPT AS NOTED
ALL DIMENSIONS ARE INCHES [MM]
BW
CHECKED
DRAWN
APPROVALS
+
-
HOLES
-
+
-
+
.10
-
+
INCHES
.020
.015
.XXX
.XX
-
+
+
-
.X
.X
.XX
.XXX
PART NO.
TITLE
SIZE
.10
.010
.015
RoH S
RoH S
COMPLI
COMPLI ANT
.622 [15.80]
.559 [14.20]
.138 [3.50]
.157 [4.00]
.531
[13.50]
O.504
[12.80]
SHIELD
.606
[15.40]
.196
[5.00]
.055 [1.40]
.138 [3.50]
.295
[7.50]
.472
[12.00]
.433
[11.00]
O.070
[1.80]
2x .098X.059
[2.50X1.50]
5X .098X.039
[2.50X1.00]
.059X.031
[1.50X0.80]
.138 [3.50]
.295 [7.50]
.433 [11.00]
.472 [12.00]
.055 [1.40]
.031 [0.80]
.067
[1.70]
.059 [1.50]
.197 [5.00]
.236 [6.00]
.012 [0.30]
.606 [15.40]
SPECIFICATIONS:
Material:
Environmental:
A
B
C
D
RELEASED
Description
-
6
5
4
Rev
3
AWO #
2
3/5/07
Date
1
Appr
A
1
A
B
C
D
MPJ-3P-S-HT
X
6
5
4
3
2
1
NTS
1
Phone: 908-687-5000 Fax: 908-687-5710
909 Rahway Avenue, Union, NJ 07083
ADAM TECH
MINI DIN POWER JACK, SHIELDED
2 POWER & 1 SIGNAL CONTACT
7593
REDRAWN
A
9/7/10
S00002C
1
2
3
RECOMENDED PCB LAYOUT
(TOP VIEW)
1
2
3


Số phần tương tự - MPJ-3P-S-HT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adam Technologies, Inc.
MPJ-3P-S ADAM-TECH-MPJ-3P-S Datasheet
176Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
More results

Mô tả tương tự - MPJ-3P-S-HT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adam Technologies, Inc.
MDJ-00X-FS-GRN ADAM-TECH-MDJ-00X-FS-GRN Datasheet
144Kb / 1P
MINI DIN JACK
MDV-00X-M ADAM-TECH-MDV-00X-M Datasheet
68Kb / 1P
MINI DIN JACK
MPJ-3P ADAM-TECH-MPJ-3P Datasheet
90Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
MPJ-3P-S ADAM-TECH-MPJ-3P-S Datasheet
176Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
MPJ-4P ADAM-TECH-MPJ-4P Datasheet
163Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
MPJ-4P-S ADAM-TECH-MPJ-4P-S Datasheet
173Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
MPJ-4P-S-HT ADAM-TECH-MPJ-4P-S-HT Datasheet
173Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
MPJ-4P-V-S ADAM-TECH-MPJ-4P-V-S Datasheet
172Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
MP-X-D ADAM-TECH-MP-X-D Datasheet
77Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
MP-XX-D ADAM-TECH-MP-XX-D Datasheet
81Kb / 1P
MINI DIN POWER JACK
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com