công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMLDM3737 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện CMLDM3737
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SILICON DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

CMLDM3737 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  CMLDM3737_15 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CMLDM3737_15 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp CMLDM3737_15 Datasheet HTML 3Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
CMLDM3737
SURFACE MOUNT SILICON
DUAL N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET
SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE
PIN CONFIGURATION
LEAD CODE:
1) Source Q1
2) Gate Q1
3) Drain Q2
4) Source Q2
5) Gate Q2
6) Drain Q1
MARKING CODE: 7C3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR - Continued: (TA=25°C)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
TYP
UNITS
Qg(tot)
VDS=10V, VGS=4.5V, ID=500mA
1.58
nC
Qgs
VDS=10V, VGS=4.5V, ID=500mA
0.17
nC
Qgd
VDS=10V, VGS=4.5V, ID=500mA
0.24
nC
ton
VDD=10V, VGS=4.5V, ID=540mA, RG=10Ω
10
ns
toff
VDD=10V, VGS=4.5V, ID=540mA, RG=10Ω
25
ns
www.centr a lsemi.com
R3 (8-June 2015)



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com