công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUD660 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STUD660
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STUD660 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STUD660 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD660 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD660 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD660 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD660 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD660 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD660 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD660 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD660 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
SamHop Microelectronics Corp.
Symbol
VDS
VGS
IDM
A
ID
Units
Parameter
80
V
V
±20
Gate-Source Voltage
Drain-Source Voltage
PRODUCT SUMMARY
VDSS
ID
RDS(ON) (m
Ω) Max
80V
3A
800
@
VGS=4.5V
620
@
VGS=10V
FEATURES
Super high dense cell design for low RDS(ON).
Rugged and reliable.
TO-252 and TO-251 Package.
N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted)
Limit
Drain Current-Continuous
-Pulsed
ac
A
www.samhop.com.tw
1
Details are subject to change without notice.
TC=25°C
G
G
S
S
D
D
G
G
S
S
STU SERIES
TO-252AA(D-PAK)
STD SERIES
TO-251(I-PAK)
W
PD
°C
-55 to 150
TC=25°C
THERMAL CHARACTERISTICS
Maximum Power Dissipation
Operating Junction and Storage
Temperature Range
TJ, TSTG
50
°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
R JA
3
°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Case
R JC
TC=70°C
A
EAS
mJ
Single Pulse Avalanche Energy
d
TC=70°C
W
4
3
8.8
42
2.4
27
Ver 2.1
ESD Protected.
G
D
S
STU/D660
Green
Product
Jan,08,2015
c


Số phần tương tự - STUD660

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STUD664S SAMHOP-STUD664S Datasheet
122Kb / 8P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD666S SAMHOP-STUD666S Datasheet
129Kb / 10P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
STUD668S SAMHOP-STUD668S Datasheet
130Kb / 10P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results

Mô tả tương tự - STUD660

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD07N65 SAMHOP-SDUD07N65 Datasheet
137Kb / 11P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP2106 SAMHOP-SP2106 Datasheet
115Kb / 7P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP2702 SAMHOP-SP2702 Datasheet
115Kb / 7P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP3902 SAMHOP-SP3902 Datasheet
118Kb / 7P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP4401 SAMHOP-SP4401 Datasheet
129Kb / 8P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP8007 SAMHOP-SP8007 Datasheet
120Kb / 8P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP8076 SAMHOP-SP8076 Datasheet
85Kb / 6P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP8601 SAMHOP-SP8601 Datasheet
103Kb / 7P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com