công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUD36L01A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STUD36L01A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STUD36L01A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STUD36L01A Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD36L01A Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD36L01A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD36L01A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD36L01A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD36L01A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD36L01A Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STUD36L01A Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
STU/D36L01A
www.samhop.com.tw
Mar,05,2012
4
VGS, Gate-to-Source Voltage(V)
Figure 7. On-Resistance vs.
Gate-Source Voltage
VSD, Body Diode Forward Voltage(V)
Figure 8. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
VDS, Drain-to-Source Voltage(V)
Figure 9. Capacitance
Qg, Total Gate Charge(nC)
Figure 10. Gate Charge
Rg, Gate Resistance(
Ω)
Figure 11. switching characteristics
VDS, Drain-Source Voltage(V)
Figure 12. Maximum Safe Operating Area
0.1
1
10
100
100
10
1
0.3
60
50
40
30
20
10
0
24
6
8
10
0
125 C
75 C
25 C
ID=18A
20.0
10.0
1.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
5.0
25 C
125 C
75 C
Ciss
Coss
Crss
4500
3750
3000
2250
1500
750
0
10
15
20
25
30
0
5
VDS=50V,ID=1A
VGS=10V
10
8
6
4
2
0
VDS
=50V
ID=18A
DC
10m
s
1ms
100us
10us
0
35
28
21
14
7
56
49
42
VGS=10V
Single Pulse
TC =25C
500
100
10
1
100
10
1
Tf
TD(off)
Ver 1.0
Tr
TD(on)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com