công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BR310 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện BR310
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0A BRIDGE RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

BR310 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Leshan Radio Company

  BR310 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company BR310 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
7C–1/2
.270(6.86)
.230(5.84)
.032(.81)
.028(.71)
.75
MIN
(19)
.445(11.31)
.405(10.29)
Φ150(3.81)
Φ140(3.56)
BR – 3
BR305
BR31
BR32
BR34
BR36
BR38
BR310
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified. Single phase,half wave,
60Hz,resistive or inductive load. For capacitive load,derate current by 20%.
3.0A
3.0A BRIDGE RECTIFIERS
BR305 – BR310
KBPC1005 – KBPC110
TYPE
PRV
V PK
Maximum
Average
Forward
Output
Current
@TA=40°C
Maximum
Forward Peak
Surge Current
@ 8.3ms
Superimposed
Maximum DC
Forward Voltage
drop per element
at IF =3.0ADC
I O
A AV
IFM(Surge)
A PK
IR
25°CTA
125°CTA
µADC
µADC
T
J
°C
Package
Dimensions
Maximum DC
Reverse Current
at rated DC
Blocking Voltage
per element
VF
VPK
Maximum
Peak
Reverse
Voltage
BR – 3
3.0
50
10
500
125
1.1
KBPC1005
KBPC101
KBPC102
KBPC104
KBPC106
KBPC108
KBPC110
50
100
200
400
600
800
1000
Operating
Junction
Temperature


Số phần tương tự - BR310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
BR310 RECTRON-BR310 Datasheet
21Kb / 2P
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Bytes
BR310 BYTES-BR310 Datasheet
145Kb / 2P
SINGLE PHASE 3.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS
logo
Dc Components
BR310 DCCOM-BR310 Datasheet
406Kb / 2P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Formosa MS
BR310 FORMOSA-BR310 Datasheet
29Kb / 2P
SINGLE PHASE 3.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS
logo
GOOD-ARK Electronics
BR310 GOOD-ARK-BR310 Datasheet
45Kb / 2P
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
More results

Mô tả tương tự - BR310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
KBPC300 WTE-KBPC300 Datasheet
32Kb / 3P
3.0A BRIDGE RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
PBPC301 DIODES-PBPC301 Datasheet
51Kb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIER
DS21345 Rev. C-2
logo
Leshan Radio Company
RB201 LRC-RB201 Datasheet
58Kb / 2P
2.0/3.0A RB SERIES SIP BRIDGE RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BR305 SEMTECH_ELEC-BR305 Datasheet
257Kb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIERS
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
KBP301 YFWDIODE-KBP301 Datasheet
3Mb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
KBP301G ZSELEC-KBP301G Datasheet
338Kb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIER
KBP3005 ZSELEC-KBP3005 Datasheet
338Kb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIER
3RS101M ZSELEC-3RS101M Datasheet
95Kb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIER
D3KB05 ZSELEC-D3KB05 Datasheet
117Kb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIER
GBP301 ZSELEC-GBP301_V01 Datasheet
85Kb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com