công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP8076 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện SP8076
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

SP8076 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  SP8076 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. SP8076 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. SP8076 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. SP8076 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. SP8076 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. SP8076 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
SP8076
www.samhop.com.tw
Jul,18,2013
6
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
Ver 2.1
TSON 3.3 x 3.3
SYMBOLS
MILLIMETERS
A
b
C
D
D1
D2
D3
E
E1
E2
MIN.
NOM.
MAX.
0.70
0.75
0.25
0.30
0.10
0.15
3.25
3.35
3.00
3.10
1.78
1.88
0.13
3.20
3.30
3.00
3.15
0.80
0.35
0.25
3.45
3.20
1.98
3.40
3.20
e
H
L
L1
M
2.39
2.49
0.65 BSC
0.30
0.39
0.30
0.40
0.13
10
o
2.59
0.50
0.50
12
o
D
D1
D3
e
L1
M
C
A
E1
E
0
D2
b
L
H
E2
PIN 1
0.15
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6