công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDUD01N70 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện SDUD01N70
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

SDUD01N70 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  SDUD01N70 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. SDUD01N70 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. SDUD01N70 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. SDUD01N70 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. SDUD01N70 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. SDUD01N70 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. SDUD01N70 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. SDUD01N70 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. SDUD01N70 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
www.samhop.com.tw
Dec,24,2013
4
Gate-Source Voltage
Figure 7. On-Resistance vs.
VGS, Gate-Sorce Voltage(V)
Figure 8. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
VSD, Body Diode Forward Voltage(V)
Figure 9. Capacitance
VDS, Drain-to Source Voltage(V)
Figure 10. Gate Charge
Qg, Total Gate Charge(nC)
Ver 1.1
Figure 12. Maximum Safe
VDS, Drain-Source Voltage (V)
Operating Area
0.1
1
10
100
1000
R
DS
(O
N)
L
im
it
Rg, Gate Resistance(
Ω)
Figure 11. switching characteristics
36
30
24
18
12
6
0
10
0
ID=0.5A
125 C
75 C
25 C
20.0
10.0
1.0
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
5.0
240
200
160
120
80
40
0
010
20
30
40
50
10
8
6
4
2
0
V DS = 350V
ID=0.5A
1
1
VDS=350V,ID=0.5A
VGS=10V
10
m
s
8
6
4
2
75 C
Ciss
Coss
Crss
0.001
0.01
0.1
1
DC
25 C
125 C
10
VGS=10V
Single Pulse
TC=25 C
Tr
TD(on)
50
10
10
100
TD(off )
Tf
1m
s
100
us
4
3
2
1
0
SDU/D01N70



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com