công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDF10N60 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện SDF10N60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

SDF10N60 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  SDF10N60 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. SDF10N60 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. SDF10N60 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. SDF10N60 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. SDF10N60 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. SDF10N60 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. SDF10N60 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. SDF10N60 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. SDF10N60 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
www.samhop.com.tw
Dec,24,2013
2
Ver 1.1
4 Symbol
Min
Typ
Max
Units
BVDSS
600
V
1
IGSS
±100
nA
VGS(th)
2
V
VSD
CISS
1650
pF
COSS
165
pF
CRSS
18
pF
Qg
25
nC
70
nC
Qgs
140
nC
Qgd
80
tD(ON)
ns
tr
7.0
ns
tD(OFF)
18
ns
tf
ns
Gate-Drain Charge
VDS=25V,VGS=0V
SWITCHING CHARACTERISTICS
Gate-Source Charge
VDD=300V
ID=1A
RGEN= 25 ohm
Total Gate Charge
Rise Time
Turn-Off Delay Time
VDS=480V,ID=1A,VGS=10V
Fall Time
Turn-On Delay Time
ohm
VGS=10V , ID=5.0A
Input Capacitance
Output Capacitance
DYNAMIC CHARACTERISTICS
RDS(ON)
Drain-Source On-State Resistance
Diode Forward Voltage
IDSS
uA
Gate Threshold Voltage
VDS=VGS , ID=250uA
VDS=480V , VGS=0V
VGS= ±30V , VDS=0V
Zero Gate Voltage Drain Current
Gate-Body Leakage Current
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25°C unless otherwise noted)
OFF CHARACTERISTICS
Parameter
Conditions
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS=0V , ID=250uA
Reverse Transfer Capacitance
ON CHARACTERISTICS
4
0.75
b
f=1.0MHz
b
VDS=480V,ID=1A,
VGS=10V
DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS AND MAXIMUM RATINGS
VGS=0V,IS=10A
1.4
V
48
0.62
Notes
a.Drain current limited by maximum junction temperatrue.
b.Guaranteed by design, not subject to production testing.
c.Starting TJ=25°C,L=13mH,VDD = 50V.
SDP10N60
SDF10N60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com