công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF48212 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - LOGIC Devices Incorporated

tên linh kiện LF48212
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 x 12-bit Alpha Mixer
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LODEV [LOGIC Devices Incorporated]
Trang chủ  http://www.logicdevices.com
Logo LODEV - LOGIC Devices Incorporated

LF48212 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - LOGIC Devices Incorporated

  LF48212 Datasheet HTML 1Page - LOGIC Devices Incorporated LF48212 Datasheet HTML 2Page - LOGIC Devices Incorporated LF48212 Datasheet HTML 3Page - LOGIC Devices Incorporated LF48212 Datasheet HTML 4Page - LOGIC Devices Incorporated LF48212 Datasheet HTML 5Page - LOGIC Devices Incorporated LF48212 Datasheet HTML 6Page - LOGIC Devices Incorporated LF48212 Datasheet HTML 7Page - LOGIC Devices Incorporated LF48212 Datasheet HTML 8Page - LOGIC Devices Incorporated LF48212 Datasheet HTML 9Page - LOGIC Devices Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
DEVICES INCORPORATED
LF48212
12 x 12-bit Alpha Mixer
8
Video Imaging Products
08/16/2000–LDS.48212-F
Plastic J-Lead Chip Carrier
(J2)
LF48212JC25
LF48212JC20
ORDERING INFORMATION
0°C to +70°C — COMMERCIAL SCREENING
Speed
25 ns
20 ns
68-pin
1
2
3
4
5
6
7
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
68 67 66 65 64 63
36
35
37 38 39
41
30
29
31 32 33 34
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
40
Top
View
8
962 61
28
27
42 43
DINB11
DINB10
DINB9
DINB8
DINB7
DINB6
GND
DINB5
NC
DINB4
DINB3
DINB2
DINB1
DINB0
RND1
RND0
DEL
OE
DOUT12
DOUT11
DOUT10
DOUT9
GND
DOUT8
DOUT7
NC
DOUT6
DOUT5
VCC
DOUT4
DOUT3
DOUT2
DOUT1
DOUT0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com