công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF2249 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - LOGIC Devices Incorporated

tên linh kiện LF2249
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 x 12-bit Digital Mixer
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LODEV [LOGIC Devices Incorporated]
Trang chủ  http://www.logicdevices.com
Logo LODEV - LOGIC Devices Incorporated

LF2249 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - LOGIC Devices Incorporated

  LF2249 Datasheet HTML 1Page - LOGIC Devices Incorporated LF2249 Datasheet HTML 2Page - LOGIC Devices Incorporated LF2249 Datasheet HTML 3Page - LOGIC Devices Incorporated LF2249 Datasheet HTML 4Page - LOGIC Devices Incorporated LF2249 Datasheet HTML 5Page - LOGIC Devices Incorporated LF2249 Datasheet HTML 6Page - LOGIC Devices Incorporated LF2249 Datasheet HTML 7Page - LOGIC Devices Incorporated LF2249 Datasheet HTML 8Page - LOGIC Devices Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
DEVICES INCORPORATED
LF2249
12 x 12-bit Digital Mixer
Video Imaging Products
08/16/2000–LDS.2249-J
8
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
120-pin
Speed
Ceramic Pin Grid Array
(G4)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Top View
Through Package
(i.e., Component Side Pinout)
12345
6
7
8
9
10
11
DDEL3
ACC
RND
S14
S12
S10
S8
S5
S3
S1
BDEL0
BDEL3
ENB
END
DDEL1
CLK
NEG2
GND
VCC
GND
VCC
GND
SWAP
BDEL2
B1
B2
D2
D0
DDEL2
B0
B3
B5
D4
D3
D1
B4
B6
B7
D7
D6
D5
GND
B8
B9
D8
D9
GND
VCC
B10
B11
D10
D11
VCC
A9
A10
A11
C11
C10
C8
A5
A7
A8
C9
C7
C4
A1
A4
A6
KEY
12
13
DDEL0
NEG1
S15
S13
S11
S9
S7
S6
S4
S2
S0
OE
BDEL1
C6
C5
C1
CDEL3
FT
CAS2
CAS6
GND
CAS13
ADEL0
ADEL3
A0
A3
C3
C2
ENC
CDEL0
CAS0
CAS3
CAS7
CAS9
CAS11
CAS14
NC
ADEL2
A2
C0
CDEL2
CDEL1
CASEN
CAS1
CAS4
CAS5
CAS8
CAS10
CAS12
CAS15
ADEL1
ENA
ORDERING INFORMATION
0°C to +70°C — COMMERCIAL SCREENING
–55°C to +125°C — MIL-STD-883 COMPLIANT
–55°C to +125°C — COMMERCIAL SCREENING
Discontinued Package



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8