công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC1842CS8 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC1842CS8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Power Dual Comparators with Reference
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC1842CS8 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Linear Technology

Back Button LTC1842CS8 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC1842CS8 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC1842CS8 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC1842CS8 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC1842CS8 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC1842CS8 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC1842CS8 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC1842CS8 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC1842CS8 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
11
LTC1841/LTC1842/LTC1843
Dimensions in inches (millimeters) unless otherwise noted.
PACKAGE DESCRIPTION
1
2
3
4
0.150 – 0.157**
(3.810 – 3.988)
8
7
6
5
0.189 – 0.197*
(4.801 – 5.004)
0.228 – 0.244
(5.791 – 6.197)
0.016 – 0.050
0.406 – 1.270
0.010 – 0.020
(0.254 – 0.508)
× 45°
0
°– 8° TYP
0.008 – 0.010
(0.203 – 0.254)
SO8 0996
0.053 – 0.069
(1.346 – 1.752)
0.014 – 0.019
(0.355 – 0.483)
0.004 – 0.010
(0.101 – 0.254)
0.050
(1.270)
TYP
DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH
SHALL NOT EXCEED 0.006" (0.152mm) PER SIDE
DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH. INTERLEAD
FLASH SHALL NOT EXCEED 0.010" (0.254mm) PER SIDE
*
**
S8 Package
8-Lead Plastic Small Outline (Narrow 0.150)
(LTC DWG # 05-08-1610)
Information furnished by Linear Technology Corporation is believed to be accurate and reliable.
However, no responsibility is assumed for its use. Linear Technology Corporation makes no represen-
tation that the interconnection of its circuits as described herein will not infringe on existing patent rights.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com