công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC1735IS bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC1735IS
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC1735IS bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Linear Technology

Back Button LTC1735IS Datasheet HTML 24Page - Linear Technology LTC1735IS Datasheet HTML 25Page - Linear Technology LTC1735IS Datasheet HTML 26Page - Linear Technology LTC1735IS Datasheet HTML 27Page - Linear Technology LTC1735IS Datasheet HTML 28Page - Linear Technology LTC1735IS Datasheet HTML 29Page - Linear Technology LTC1735IS Datasheet HTML 30Page - Linear Technology LTC1735IS Datasheet HTML 31Page - Linear Technology LTC1735IS Datasheet HTML 32Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 32 page
background image
30
LTC1735
PACKAGE DESCRIPTION Dimensions in inches (millimeters) unless otherwise noted.
GN Package
16-Lead Plastic SSOP (Narrow 0.150)
(LTC DWG # 05-08-1641)
GN16 (SSOP) 1098
* DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH
SHALL NOT EXCEED 0.006" (0.152mm) PER SIDE
** DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH. INTERLEAD
FLASH SHALL NOT EXCEED 0.010" (0.254mm) PER SIDE
12
3
4
5
6
7
8
0.229 – 0.244
(5.817 – 6.198)
0.150 – 0.157**
(3.810 – 3.988)
16 15 14 13
0.189 – 0.196*
(4.801 – 4.978)
12 11 10 9
0.016 – 0.050
(0.406 – 1.270)
0.015
± 0.004
(0.38
± 0.10)
× 45°
0
° – 8° TYP
0.007 – 0.0098
(0.178 – 0.249)
0.053 – 0.068
(1.351 – 1.727)
0.008 – 0.012
(0.203 – 0.305)
0.004 – 0.0098
(0.102 – 0.249)
0.0250
(0.635)
BSC
0.009
(0.229)
REF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com