công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDS560 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PDS560
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PDS560 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  PDS560_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated PDS560_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated PDS560_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated PDS560_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated PDS560_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
POWERDI is a registered trademark of Diodes Incorporated.
PDS560
Document number: DS30480 Rev. 16 - 2
4 of 5
www.diodes.com
June 2015
© Diodes Incorporated
PDS560
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for the latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
E
E/2
E1
E1/2
D
A
A1
L1
W
A2
2X b1
b2
L
D2
E2
L
L1
e
X
Y
C
X1
Y1
G
POWERDI
®
5
Dim
Min
Max
Typ
A
1.05
1.15
1.10
A1
0.00
0.05
--
A2
0.33
0.43
0.381
b1
0.80
0.99
0.89
b2
1.70
1.88
1.78
D
3.90
4.05
3.966
D2
--
--
3.054
E
6.40
6.60
6.504
e
--
--
1.84
E1
5.30
5.45
5.37
E2
--
--
3.549
L
0.75
0.95
0.85
L1
0.50
0.65
0.57
W
1.10
1.41
1.255
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
C
1.840
G
0.852
X
1.390
X1
3.360
Y
1.400
Y1
4.860



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com