| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LTC1046CS8 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Linear Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTC1046CS8 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Linear Technology |
|
9 / 12 page ![]() 9 LTC1046 PACKAGE DESCRIPTIO Dimensions in inches (milimeters) unless otherwise noted. J8 Package 8-Lead CERDIP (Narrow 0.300, Hermetic) (LTC DWG # 05-08-1110) J8 1298 0.014 – 0.026 (0.360 – 0.660) 0.200 (5.080) MAX 0.015 – 0.060 (0.381 – 1.524) 0.125 3.175 MIN 0.100 (2.54) BSC 0.300 BSC (0.762 BSC) 0.008 – 0.018 (0.203 – 0.457) 0 ° – 15° 0.005 (0.127) MIN 0.405 (10.287) MAX 0.220 – 0.310 (5.588 – 7.874) 12 3 4 87 65 0.025 (0.635) RAD TYP 0.045 – 0.068 (1.143 – 1.727) FULL LEAD OPTION 0.023 – 0.045 (0.584 – 1.143) HALF LEAD OPTION CORNER LEADS OPTION (4 PLCS) 0.045 – 0.065 (1.143 – 1.651) NOTE: LEAD DIMENSIONS APPLY TO SOLDER DIP/PLATE OR TIN PLATE LEADS |