công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFT16GA0 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện SFT16GA0
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Super Fast Rectifiers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

SFT16GA0 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  SFT16GA0 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SFT16GA0 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SFT16GA0 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SFT16GA0 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CREAT BY ART
PART NO.
PART NO.
SFT16G
SFT16G
(TA=25℃ unless otherwise noted)
Document Number: DS_D1312029
Version: H13
PACKING
TS-1
R0
3,000 / Ammo box (52mm taping)
SFT11G thru SFT18G
Taiwan Semiconductor
ORDERING INFORMATION
PACKING CODE
GREEN COMPOUND
CODE
PACKAGE
3,000 / Ammo box (26mm taping)
TS-1
B0
TS-1
Note 1: "x" defines voltage from 50V (SFT11G) to 600V (SFT18G)
SFT1xG
(Note 1)
A0
Suffix "G"
TS-1
A1
A0
G
EXAMPLE
PREFERRED P/N
PACKING CODE
GREEN COMPOUND
CODE
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
Green compound
DESCRIPTION
1,000 / Bulk packing
5,000 / 13" Paper reel
SFT16G A0
A0
SFT16G A0G
0.0
0.5
1.0
1.5
0
255075
100
125
150
175
AMBIENT TEMPERATURE (oC)
FIG.1- MAXIMUM AVERAGE FORWARD
CURRENT DERATING
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
0
5
10
15
20
25
30
35
110
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 3- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
8.3ms Single Half Sine Wave
JEDEC Method
0.1
1
10
100
1000
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
FIG.2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
TJ=25℃
TJ=125℃
TJ=75℃
0.1
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
FORWARD VOLTAGE (V)
FIG. 4- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
SFT17G-SFT18G
Pulse Width=300μs
1% Duty Cycle
SFT15G-SFT16G
SFT11G-SFT14G



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com