công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR745 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBR745
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifier
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBR745 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  MBR745 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBR745 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBR745 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBR745 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MBR745 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MBR745 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MBR(F,B)735 thru MBR(F,B)760
Vishay General Semiconductor
www.vishay.com
Document Number: 88680
Revision: 08-Nov-07
4
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
TO-220AC
CASE
PIN 2
PIN 1
0.635 (16.13)
0.625 (15.87)
0.415 (10.54) MAX.
0.154 (3.91) DIA.
0.148 (3.74) DIA.
0.113 (2.87)
0.103 (2.62)
0.370 (9.40)
0.360 (9.14)
PIN
12
0.160 (4.06)
0.140 (3.56)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.037 (0.94)
0.027 (0.68)
0.205 (5.20)
0.195 (4.95)
0.022 (0.56)
0.014 (0.36)
1.148 (29.16)
1.118 (28.40)
0.560 (14.22)
0.530 (13.46)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
0.145 (3.68)
0.135 (3.43)
0.603 (15.32)
0.573 (14.55)
0.055 (1.39)
0.045 (1.14)
0.185 (4.70)
0.175 (4.44)
ITO-220AC
PIN
1
2
0.025 (0.64)
0.015 (0.38)
0.404 (10.26)
0.384 (9.75)
0.076 (1.93) REF.
0.076 (1.93) REF.
45° REF.
0.600 (15.24)
0.580 (14.73)
0.560 (14.22)
0.530 (13.46)
0.035 (0.89)
0.025 (0.64)
0.205 (5.21)
0.195 (4.95)
0.191 (4.85)
0.171 (4.35)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.671 (17.04)
0.651 (16.54)
0.028 (0.71)
0.020 (0.51)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
7° REF.
7° REF.
7° REF.
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
0.140 (3.56) DIA.
0.125 (3.17) DIA.
0.135 (3.43) DIA.
0.122 (3.08) DIA.
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.190 (4.83)
0.170 (4.32)
TO-263AB
Mounting Pad Layout
0.670 (17.02)
0.591 (15.00)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.08 (2.032) MIN.
0.15 (3.81) MIN.
0.33 (8.38) MIN.
0.42 (10.66) MIN.
12
K
K
0.140 (3.56)
0.110 (2.79)
0.021 (0.53)
0.014 (0.36)
0.110 (2.79)
0.090 (2.29)
0 to 0.01 (0 to 0.254)
0.055 (1.40)
0.047 (1.19)
0.055 (1.40)
0.045 (1.14)
0.190 (4.83)
0.160 (4.06)
0.205 (5.20)
0.195 (4.95)
0.624 (15.85)
0.591 (15.00)
0.037 (0.940)
0.027 (0.686)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.360 (9.14)
0.320 (8.13)
0.411 (10.45)
0.380 (9.65)
0.245 (6.22)
MIN.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com