công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRF20H150CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBRF20H150CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBRF20H150CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  MBRF20H150CT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBRF20H150CT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBRF20H150CT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBRF20H150CT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MBRF20H150CT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MBRF20H150CT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix MBRF20H150CT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
MBR20H150CT, MBRF20H150CT, SB20H150CT-1
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 13-Aug-13
2
Document Number: 88864
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
(1) Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle
Note
(1)
AEC-Q101 qualified
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
(TA = 25 °C unless otherwise noted)
Fig. 1 - Forward Derating Curve (Total)
Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
Per Diode
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
SYMBOL
VALUE
UNIT
Maximum instantaneous forward voltage
per diode
IF = 10 A
TC = 25 °C
VF (1)
0.90
V
IF = 10 A
TC = 125 °C
0.75
IF = 20 A
TC = 25 °C
0.99
IF = 20 A
TC = 125 °C
0.86
Maximum reverse current per diode
at working peak reverse voltage
TJ = 25 °C
IR (1)
5.0
μA
TJ = 125 °C
1.0
mA
THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
MBR
MBRF
MBRB
UNIT
Typical thermal resistance per diode
RJC
2.2
4.2
2.2
°C/W
ORDERING INFORMATION (Example)
PACKAGE
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PACKAGE CODE
BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
TO-220AB
MBR20H150CT-E3/45
2.06
45
50/tube
Tube
ITO-220AB
MBRF20H150CT-E3/45
2.20
45
50/tube
Tube
TO-262AA
SB20H150CT-1E3/45
1.58
45
50/tube
Tube
0
5
10
15
20
25
30
25
50
75
100
125
150
175
MBRF
MBR, MBRB
Case Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
10
1
100
T
J = TJ Max.
8.3 ms Single Half Sine-Wave
Number of Cycles at 60 Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com