công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD750004GBA bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - NEC

tên linh kiện UPD750004GBA
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD750004GBA bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - NEC

Back Button UPD750004GBA Datasheet HTML 71Page - NEC UPD750004GBA Datasheet HTML 72Page - NEC UPD750004GBA Datasheet HTML 73Page - NEC UPD750004GBA Datasheet HTML 74Page - NEC UPD750004GBA Datasheet HTML 75Page - NEC UPD750004GBA Datasheet HTML 76Page - NEC UPD750004GBA Datasheet HTML 77Page - NEC UPD750004GBA Datasheet HTML 78Page - NEC UPD750004GBA Datasheet HTML 79Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 75 / 84 page
background image
75
µPD750004, 750006, 750008, 750004(A), 750006(A), 750008(A)
Item
Serial interface
Feedback resistor cut flag
(SOS.0)
Sub-oscillator current cut flag
(SOS.1)
Register bank selection register
(RBS)
Standby release with INT0
Number of vectored interrupts
Processor clock control register
Power supply
Operating ambient temperature
Package
µPD75008
µPD750008
µPD75P0016
3 modes are supported.
• Three-wire serial I/O mode: First transferred bit switchable between the LSB and
MSB
• Two-wire serial I/O mode
• SBI mode
(2/2)
Can incorporate feedback
resistors that are specified
with the mask option.
Not provided
Not provided
Disable
External: 3, internal: 3
Available when PCC is 0,
2, or 3
VDD = 2.7 to 6.0 V
Incorporated
Incorporated
Provided
Enable
External: 3, internal: 4
Available when PCC is 0 to 3
VDD = 2.2 to 5.5 V
TA = -40 to +85
°C
• 42-pin plastic shrink DIP (600 mil, 1.778 mm pitch)
• 44-pin plastic QFP (10
× 10 mm, 0.8 mm pitch)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com