công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES2JAR3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện ES2JAR3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Super Fast Rectifiers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

ES2JAR3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  ES2JAR3 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd ES2JAR3 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd ES2JAR3 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd ES2JAR3 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Min
Max
Min
Max
A
1.27
1.58
0.050
0.062
B
4.06
4.60
0.160
0.181
C
2.29
2.83
0.090
0.111
D
1.99
2.50
0.078
0.098
E
0.90
1.41
0.035
0.056
F
4.95
5.33
0.195
0.210
G
0.10
0.20
0.004
0.008
H
0.15
0.31
0.006
0.012
P/N =
Specific Device Code
G =
Green Compound
YW =
Date Code
F =
Factory Code
Document Number: DS_D1407006
Version: I14
MARKING DIAGRAM
DO-214AC (SMA)
D
2.41
0.095
E
5.45
0.215
B
1.52
0.060
C
3.93
0.155
SUGGESTED PAD LAYOUT
Symbol
Unit (mm)
Unit (inch)
A
1.68
0.066
ES2AA thru ES2JA
Taiwan Semiconductor
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DIM.
Unit (mm)
Unit (inch)
0
10
20
30
40
50
60
0.1
1
10
100
REVERSE VOLTAGE (V)
FIG. 5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
ES2AA-DA
ES2FA-JA
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com