công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT1028CS8 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Linear Technology

tên linh kiện LT1028CS8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Noise Precision High Speed Op Amps
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LT1028CS8 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Linear Technology

Back Button LT1028CS8 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LT1028CS8 Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LT1028CS8 Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LT1028CS8 Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LT1028CS8 Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LT1028CS8 Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LT1028CS8 Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LT1028CS8 Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LT1028CS8 Datasheet HTML 20Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
18
LT1028/LT1128
PACKAGE DESCRIPTIO
J8 Package
8-Lead Ceramic DIP
N8 Package
8-Lead Plastic DIP
S8 Package
8-Lead Plastic SOIC
0.038 – 0.068
(0.965 – 1.727)
0.014 – 0.026
(0.360 – 0.660)
0.200
(5.080)
MAX
0.015 – 0.060
(0.381 – 1.524)
0.125
3.175
MIN
0.100 ± 0.010
(2.540 ± 0.254)
0.290 – 0.320
(7.366 – 8.128)
0.008 – 0.018
(0.203 – 0.460)
0° – 15°
0.385 ± 0.025
(9.779 ± 0.635)
0.055
(1.397)
MAX
0.005
(0.127)
MIN
0.405
(10.287)
MAX
0.220 – 0.310
(5.588 – 7.874)
12
3
4
87
65
0.025
(0.635)
RAD TYP
0.045 ± 0.015
(1.143 ± 0.381)
0.100 ± 0.010
(2.540 ± 0.254)
0.065
(1.651)
TYP
0.045 – 0.065
(1.143 – 1.651)
0.130 ± 0.005
(3.302 ± 0.127)
0.020
(0.508)
MIN
0.018 ± 0.003
(0.457 ± 0.076)
0.125
(3.175)
MIN
12
3
4
87
6
5
0.250 ± 0.010
(6.350 ± 0.254)
0.400
(10.160)
MAX
0.009 – 0.015
(0.229 – 0.381)
0.300 – 0.320
(7.620 – 8.128)
0.325
+0.025
–0.015
+0.635
–0.381
8.255
()
1
2
3
4
0.150 – 0.157
(3.810 – 3.988)
8
7
6
5
0.189 – 0.197
(4.801 – 5.004)
0.228 – 0.244
(5.791 – 6.197)
0.010 – 0.020
(0.254 – 0.508)
0.016 – 0.050
0.406 – 1.270
× 45°
0°– 8° TYP
0.008 – 0.010
(0.203 – 0.254)
0.053 – 0.069
(1.346 – 1.752)
0.014 – 0.019
(0.355 – 0.483)
0.004 – 0.010
(0.101 – 0.254)
0.050
(1.270)
BSC
TJMAX
θJA
165
°C
100
°C/W
TJMAX
θJA
130
°C
130
°C/W
TJMAX
θJA
135
°C
140
°C/W
Dimensions in inches (millimeters) unless otherwise noted.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com