công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAV99-D0RF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện BAV99-D0RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  225mW SMD Switching Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BAV99-D0RF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BAV99-D0RF Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BAV99-D0RF Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BAV99-D0RF Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BAV99-D0RF Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ORDERING INFORMATION
PART NO.
BAW56
BAV70
BAV99
BAW56
BAV70
PART NO.
BAV99
BAV99
BAV99
BAV99
BAV99
BAV99
Document Number: DS_S1404011
Small Signal Product
PACKING
CODE
GREEN
COMPOUND
CODE
PACKAGE
PACKING
MANUFACTURE
CODE
BAV99
RF
G
SOT-23
3K / 7" Reel
RF
Note: Manufacture special control, if empty means no special control requirement.
PREFERRED P/N
GREEN
COMPOUND
CODE
MANUFACTURE
CODE
PACKING CODE
EXAMPLE
DESCRIPTION
BAV99 RF
BAV99-B0 RF
B0
BAV99-D0 RF
BAV99 RFG
G
D0
BAV99-B0 RFG
G
BAV99-D0 RFG
G
B0
D0
3K / 7" Reel
3K / 7" Reel
3K / 7" Reel
RF
SOT-23
3K / 7" Reel
RF
G
G
SOT-23
SOT-23
RF
SOT-23
3K / 7" Reel
(Note)
A4
A7
RF
SOT-23
RF
RF
RF
RF
RF
MARKING
A1
A4
A7
A1
BAW56, BAV70, BAV99
Taiwan Semiconductor
Version: H14
Green compound
Green compound
Green compound
RF



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com